| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HD74ACT365 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hitachi Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD74ACT365 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hitachi Semiconductor |
|
1 / 8 page ![]() HD74AC365/HD74ACT365 Hex Buffer/Driver with 3-State Output Features • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers • Outputs Source/Sink 24 mA • HD74ACT365 has TTL-Compatible Inputs Pin Arrangement 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 OE1 VCC OE2 I I I O O O I I I GND O O O (Top view) |
Numéro de pièce similaire - HD74ACT365 |
|
Description similaire - HD74ACT365 |