| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STX13004 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STX13004 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 11 page ![]() STX13004 Package mechanical data Doc ID 15543 Rev 3 9/11 Dim. mm Min Typ Max A1 4.80 T 3.80 T1 1.60 T2 2.30 d 0.48 P0 12.50 12.70 12.90 P2 5.65 6.35 7.05 F1,F2 2.44 2.54 2.94 F3 4.98 5.08 5.48 delta H -2.00 2.00 W17.50 18.00 19.00 W0 5.70 6.00 6.30 W1 8.509.009.25 W2 0.50 H18.50 20.50 H3 0.5 1 1.5 H0 15.50 16.00 16.50 H1 25.00 D0 3.80 4.00 4.20 t 0.90 L 11.00 I1 3.00 delta P -1.00 1.00 TO-92 ammopack shipment (suffix”-AP”) mechanical data 0050910S Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |