Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

S1MB-13 Fiches technique(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

No de pièce S1MB-13
Description  1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

S1MB-13 Fiches technique(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  S1MB-13 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated S1MB-13 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated S1MB-13 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated S1MB-13 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated S1MB-13 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
S1A/B - S1M/B
Document number: DS16003 Rev. 23 - 2
4 of 5
www.diodes.com
March 2014
© Diodes Incorporated
S1A/B - S1M/B
Suggested Pad Layout
Please see AP02001 at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf for the latest version.
SMA
Dimensions Value (in mm)
C
4.00
G
1.50
X
2.50
X1
6.50
Y
1.70
SMB
Dimensions Value (in mm)
C
4.30
G
1.80
X
2.50
X1
6.80
Y
2.30
C
X1
Y
G
X
 
C
X 1
Y
G
X



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com