| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L9953LXP Fiches technique(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9953LXP Fiches technique(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 35 page ![]() Package and packing information L9953LXP 32/35 Doc ID 16185 Rev 3 Table 20. PowerSSO-36 mechanical data Symbol Millimeters Min. Typ. Max. A2.15 - 2.47 A2 2.15 - 2.40 a1 0 - 0.075 b0.18 - 0.36 c0.23 - 0.32 D 10.10 - 10.50 E 7.4 - 7.6 e- 0.5 - e3 - 8.5 - G- - 0.1 G1 - - 0.06 H10.1 - 10.5 h- - 0.4 L0.55 - 0.85 N- - 10 deg X 4.3 - 5.2 Y 6.9 - 7.5 |