Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STP34N65M5 Fiches technique(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

No de pièce STP34N65M5
Description  N-channel 650 V, 0.09 typ., 28 A MDmesh V Power MOSFETs in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP34N65M5 Fiches technique(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button STP34N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STP34N65M5 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 22 page
background image
DocID022853 Rev 3
15/22
STB34N65M5, STI34N65M5, STP34N65M5, STW34N65M5
Package mechanical data
22
Table 11. TO-220 type A mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.40
4.60
b0.61
0.88
b1
1.14
1.70
c0.48
0.70
D
15.25
15.75
D1
1.27
E
10
10.40
e2.40
2.70
e1
4.95
5.15
F1.23
1.32
H1
6.20
6.60
J1
2.40
2.72
L13
14
L1
3.50
3.93
L20
16.40
L30
28.90
∅P3.75
3.85
Q2.65
2.95



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com