| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UHDM Fiches technique(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UHDM Fiches technique(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 5 page ![]() Tôle d'acier de calibre 10 et joints soudés en continu, lisses. Les armoires de grandes dimensions sont munies de raidisseurs de corps pour plus de rigidité. Des anneaux de levage robustes sont fixés aux coins supérieurs renforcés. Les portes amovibles sont fixées au moyen de paumelles robustes. Un rebord d'étanchéité rabattu sur le pourtour de la porte prévient l'infiltration de liquides et de contaminants. Les panneaux intérieurs en tôle d'acier de calibre 10 sont montés sur des goujons à collerette. Les supports de panneau sont fournis. Le montant central est amovible pour faciliter l'installation des panneaux. Mécanisme de verrouillage de porte trois points robuste. Les ouvertures latérales sont renforcées pour offrir une bonne résistance structurale, présenter des rives lisses et maintenir le taux de compression prédéfini de la garniture. Les garnitures résistantes à l'huile installées sur les portes et les ouvertures latérales sont fixées à demeure. Aucun jeu de garnitures n'est fourni. La poignée de la porte principale comporte une vis d'affranchissement et un moraillon à cadenas. La poignée de la porte subordonnée comporte un moraillon à cadenas. Un dispositif d'asservissement mécanique activé par la porte principale empêche que la porte subordonnée soit ouverte en premier. La découpe universelle pour bride permet le montage de mécanismes de commande pour coupe-circuit au moyen du jeu d'adaptateurs pour mécanismes de commande approprié. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire pour chaque porte. Une pochette à documents est fournie. Plaques d'extrémité profilées et plaques d'extrémité plates Tôle d'acier de calibre 12. Utilisées pour fermer les extrémités ouvertes d'une ou de plusieurs armoires modulaires. Deux types sont disponibles. Aucun jeu de garnitures n'est requis. Plaque d'étanchéité plate En tôle d'acier de calibre 14. Peut servir de barrière entre les armoires modulaires. Fournie avec garniture. Panneau de raccordement En tôle d'acier de calibre 10. Peut servir de liaison entre les panneaux arrière, entre les armoires modulaires, afin d'obtenir une surface de panneau uniforme. Note : Les sectionneurs, les disjoncteurs et les mécanismes de commande ne sont pas fournis avec l'armoire et doivent être commandés séparément auprès du fabricant. |