| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SR24 Fiches technique(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SR24 Fiches technique(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
2 / 4 page ![]() DIM Min Max DIM Min Max A 4.06 4.57 E 1.70 2.31 B 2.18 2.79 F 0.89 1.50 C 1.29 1.70 G 0.102 0.203 D 0.152 0.305 H 4.70 5.31 SR22_SR29Rev200105E DO-214AC (SMA) SMD Plastic Package All Dimensions are in mm Continental Device India Limited Data Sheet Page 2 of 4 SR22 - SR2A DO-214AC (SMA) Surface Mount Package |