| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2CSF36 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2CSF36 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() RA L 7035 Light Gray Stainless Steel B Part No. Part No. 2CLF24 2CSF24 24.00 2CLF36 2CSF36 36.00 2CLF48 2CSF48 48.00 2CLF60 2CSF60 60.00 Repose-pieds Généralement utilisé en combinaison avec une plinthe. Sert de support surélevé pour les pieds afin de réduire le stress exercé sur le bas du dos. Confère à l'installation une apparence « finie ». Offert en largeurs de 24, 36, 48 et 60 po. Maintient l'indice de protection NEMA. Tôle d'acier pliée de calibre 14. Aussi offert en tôle d'acier inoxydable de calibre 14. Surface d'appui antidérapante en caoutchouc. Disponible en gris clair et en acier inoxydable. Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Numéro de pièce similaire - 2CSF36 |
|
Description similaire - 2CSF36 |