Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2CSC2024 Fiches technique(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

No de pièce 2CSC2024
Description  Miniconsole en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Site Internet  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2CSC2024 Fiches technique(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2CSC2024 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSC2024 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSC2024 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Les modèles de 24 et de 36 po de largeur ont une seule porte à l'avant
tandis que les modèles de 48 et de 60 po de largeur ont deux portes à
charnières extérieures à l'avant.
Sur les modèles de 24 et de 36 po de largeur, les portes peuvent être
installées de manière à s'ouvrir à gauche ou à droite.
Les profilés de porte offrent une résistance accrue et sont pré-
poinçonnés pour offrir différentes options de montage.
Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
Des verrous quart de tour étanches à l'huile à fente fixent à demeure la
porte et le couvercle, et des verrous inviolables sont offerts en option.
Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier
inoxydable.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure et retenues
mécaniquement.
Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage
d'un panneau intérieur offert en option.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'enceinte.
Accessoires
Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier
inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
Accessoires



Html Pages

1 2 3