| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2CSBW36 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2CSBW36 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Porte vitrée de base Maintient l'indice de protection NEMA de l'enceinte. Construction en acier de calibre 14 et regard en plastique Lexan. S'installe facilement sur place. Offerte dans les 4 largeurs de base. Sur une armoire à 2 portes, un regard peut être installé sur un côté seulement. Fini gris clair ou en acier inoxydable. RA L 7035 Light Gray Stainless Steel Fits Base Part No. Part No. Width B C 2CLBW24 2CSBW24 24.00 23.75 16.75 2CLBW36 2CSBW36 36.00 35.75 28.75 2CLBW48 2CSBW48 48.00 23.75 16.75 2CLBW60 2CSBW60 60.00 29.75 22.75 Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Numéro de pièce similaire - 2CSBW36 |
|
Description similaire - 2CSBW36 |