Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AD7821 Fiches technique(PDF) 15 Page - Analog Devices

No de pièce AD7821
Description  LC2MOS High Speed, P Compatible 8-Bit ADC with Track/Hold Function
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AD [Analog Devices]
Site Internet  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7821 Fiches technique(HTML) 15 Page - Analog Devices

Back Button AD7821 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD7821 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 16 page
background image
AD7821
REV. B
–15–
Revision History
Location
Page
10/02—Data Sheet changed from REV. A to REV. B.
Update Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Universal
Changes to FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Edit to SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Change to TOTAL HARMONIC DISTORTION formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Changes to INPUT CURRENT section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Change to Figure 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Change to formula in SINUSOIDAL INPUTS section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OUTLINE DIMENSIONS updated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
OUTLINE DIMENSIONS
20-Lead Plastic Leaded Chip Carrier [PLCC]
(P-20A)
Dimensions shown in inches and (millimeters)
0.020 (0.50)
R
BOTTOM
VIEW
(PINS UP)
0.040 (1.01)
0.025 (0.64)
0.021 (0.53)
0.013 (0.33)
0.330 (8.38)
0.290 (7.37)
0.032 (0.81)
0.026 (0.66)
0.056 (1.42)
0.042 (1.07)
0.20 (0.51)
MIN
0.120 (3.04)
0.090 (2.29)
3
4
19
18
8
9
14
13
TOP VIEW
(PINS DOWN)
0.395 (10.02)
0.385 (9.78)
SQ
0.356 (9.04)
0.350 (8.89)
SQ
0.048 (1.21)
0.042 (1.07)
0.048 (1.21)
0.042 (1.07)
0.020
(0.50)
R
0.050
(1.27)
BSC
0.180 (4.57)
0.165 (4.19)
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-047AA
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF INCH EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16