Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ESL03B03 Fiches technique(PDF) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

No de pièce ESL03B03
Description  SBD
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

ESL03B03 Fiches technique(HTML) 1 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  ESL03B03 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Item
Conditions
ピーク逆電流
Peak Reverse Current
Tj=25℃, VRM=VRRM
熱抵抗
Thermal Resistance
接合部・ケース間
Junction to Case
Min.
Typ.
Max.
3
6
Symbol
I RM
R th(j-c)
ピーク順電圧
Peak Forward Voltage
V FM
Tj=25℃, IFM=3A
0.47
Unit
mA
V
℃/W
3A Avg.
Volts
SBD
285
30
ESL03B03
■OUTLINE DRAWING(mm)
■定格・特性曲線
■APPROX. NET WEIGHT:0.35g
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE
接 合 容 量 特 性
ESL03B03/ESL03B03-F
Tj=2 5
° C,Vm =20m VRMS,f=100 kHz,Typica l Value
0.5
1
2
5
10
20
50
REVERSE VOLTAGE (V)
逆 電 圧 (V)
50
100
200
500
(pF)
FIG.7
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE
順 電 圧 特 性
ESL03B03/ESL03B03-F
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
瞬 時 順 電 圧 (V)
0.2
0.5
1
2
5
10
20
(A)
10ms Sine Wave Single Pulse
Tj=25
°C
Tj=100
°C
FIG.1
AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION
平 均 逆 電 力 損 失
ESL03B03/ESL03B03-F
05
10
15
20
25
30
35
REVERSE VOLTAGE (V)
逆 電 圧 (V)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
(W)
D.C.
RECT 300
°
RECT 240
°
RECT 180
°
HALF SINE WAVE
FIG.4
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
平 均 順 電 流 − ケ ー ス 温 度 定 格
ESL03B03/ESL03B03-F
V RM=30 V
025
50
75
100
CASE TEMPERATURE (
°C)
ケ ー ス 温 度 (℃)
0
1
2
3
4
5
(A)
HALF SINE WAVE
D.C.
RECT 180
°
RECT 120
°
RECT 60
°
0
°
180
°
通流角
CONDUCTION ANGLE
θ
FIG.5
SURGE CURRENT RATINGS
サ ー ジ 順 電 流 定 格
ESL03B03/ESL03B03-F
f=50Hz,Sine Wave,Non-Repetitive,No Load
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
TIME (s)
時 間 (s)
0
10
20
30
40
50
(A)
0.02s
IFSM
FIG.6
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION
平 均 順 電 力 損 失 特 性
0123
45
AVERAGE FORWARD CURRENT (A)
平 均 順 電 流 (A)
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
(W)
ESL03B03/ESL03B03-F
HALF SINE WAVE
D.C.
RECT 180
°
RECT 120
°
RECT 60
°
0
°
180
°
通流角
CONDUCTION ANGLE
θ
FIG.2
PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE
ピーク逆電流 − ピーク逆電圧特性
ESL03B03/ESL03B03-F
Tj= 100
°C
05
10
15
20
25
30
35
PEAK REVERSE VOLTAGE (V)
ピ ー ク 逆 電 圧 (V)
20
50
100
(mA)
FIG.3
■最大定格 Maximum Ratings
■電気的・熱的特性 Electrical/ Thermal Characteristics
Item
Symbol
Conditions
くり返しピーク逆電圧
Repetitive Peak Reverse Voltage
V RRM
30
平均整流電流
Average Rectified Forward Current
I O
Tc=82℃
3.0
実効順電流
R.M.S. Forward Current
I F(RMS)
4.71
動作接合温度範囲
Operating Junction Temperature Range
T jw
−40∼+100
保存温度範囲
Storage Temperature Range
T stg
−40∼+125
サージ順電流
Surge Forward Current
I FSM
50Hz正弦半波,1サイクル,非くり返し
50Hz Half Sine Wave,1cycle, Non-repetitive
Unit
V
50Hz、正弦半波通電抵抗負荷
50Hz Half Sine Wave Resistive Load
A
A
A
45A


Numéro de pièce similaire - ESL03B03

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
ESL03B03-F NIEC-ESL03B03-F Datasheet
53Kb / 6P
Schottky Barrier Diode
logo
National Instruments Co...
ESL03B03-F NI-ESL03B03-F_15 Datasheet
151Kb / 1P
SBD
ESL03B03 NI-ESL03B03_15 Datasheet
144Kb / 1P
SBD
More results

Description similaire - ESL03B03

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
EP05Q03L ETC-EP05Q03L Datasheet
28Kb / 2P
SBD
21DQ03 ETC-21DQ03 Datasheet
24Kb / 2P
SBD
logo
Nihon Inter Electronics...
EC30QSA065 NIEC-EC30QSA065 Datasheet
406Kb / 1P
SBD
FCH08A15 NIEC-FCH08A15 Datasheet
148Kb / 1P
SBD
FCH20U10 NIEC-FCH20U10 Datasheet
302Kb / 1P
SBD
FCH30U06 NIEC-FCH30U06 Datasheet
585Kb / 1P
SBD
logo
National Instruments Co...
GSH10A10B NI-GSH10A10B_15 Datasheet
131Kb / 1P
SBD
GSQ05A03L NI-GSQ05A03L_15 Datasheet
116Kb / 1P
SBD
GSQ05A04B NI-GSQ05A04B_15 Datasheet
131Kb / 1P
SBD
KCH30A04 NI-KCH30A04_15 Datasheet
149Kb / 1P
SBD
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com