Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3EZ Fiches technique(PDF) 3 Page - EIC discrete Semiconductors

No de pièce 3EZ
Description  SILICON ZENER DIODES
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Site Internet  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

3EZ Fiches technique(HTML) 3 Page - EIC discrete Semiconductors

  3EZ Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors 3EZ Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors 3EZ Datasheet HTML 3Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Rating at = 25
°C ambient temperature unless otherwise specified
Nominal Zener
Maximum Zener
Maximum Reverse
Maximum DC
TYPE
Voltage
Impedance
Leakage Current
Zener Current
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR @ VR
IZM
(V)
(mA)
(
Ω)
(
Ω)
(mA)
(
µA)
(V)
(mA)
3EZ110D5
110
6.8
225
4000
0.25
0.5
83.6
25
3EZ120D5
120
6.3
300
4500
0.25
0.5
91.2
22
3EZ130D5
130
5.8
375
5000
0.25
0.5
98.8
21
3EZ140D5
140
5.3
475
5000
0.25
0.5
106.4
19
3EZ150D5
150
5.0
550
6000
0.25
0.5
114.0
18
3EZ160D5
160
4.7
625
6500
0.25
0.5
121.6
17
3EZ170D5
170
4.4
650
7000
0.25
0.5
130.4
16
3EZ180D5
180
4.2
700
7000
0.25
0.5
136.8
15
3EZ190D5
190
4.0
800
8000
0.25
0.5
144.8
14
3EZ200D5
200
3.7
875
8000
0.25
0.5
152.0
13
3EZ220D5
220
3.4
1600
9000
0.25
1
167.0
12
3EZ240D5
240
3.1
1700
9000
0.25
1
182.0
11
3EZ270D5
270
2.8
1800
9000
0.25
1
205.0
10
3EZ300D5
300
2.5
1900
9000
0.25
1
228.0
9
3EZ330D5
330
2.3
2200
9000
0.25
1
251.0
8
3EZ360D5
360
2.1
2700
9000
0.25
1
274.0
8
3EZ400D5
400
1.9
3500
9000
0.25
1
304.0
7
Note :
( 1 ) Suffix " 5 " indicates
± 5.0% tolerance, suffix " 10 " indicates ± 10.0% tolerance.
( 2 ) " EZ " will be omitted in marking on the diode



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com