Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TZX10D Fiches technique(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

No de pièce TZX10D
Description  500mW EPITAXIAL PLANAR ZENER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

TZX10D Fiches technique(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  TZX10D Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated TZX10D Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated TZX10D Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated TZX10D Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
D
S30089 Rev. 1P-5
2 of 4
TZX2V4 - TZX36C
Type
Number
Zener Voltage Range (Note 2)
Test Current
Maximum Zener
Impedance
Maximum Reverse
Leakage Current
VZ @IZT
IZT
ZZT @ IZT
IR
@VR
Min (V)
Max (V)
mA
WmA
V
TZX2V4
2.3
2.6
5.0
100
5.0
0.5
TZX2V4A
2.3
2.5
5.0
100
5.0
0.5
TZX2V4B
2.4
2.6
5.0
100
5.0
0.5
TZX2V7
2.5
2.9
5.0
100
5.0
0.5
TZX2V7A
2.5
2.7
5.0
100
5.0
0.5
TZX2V7B
2.6
2.8
5.0
100
5.0
0.5
TZX2V7C
2.7
2.9
5.0
100
5.0
0.5
TZX3V0
2.8
3.2
5.0
100
5.0
0.5
TZX3V0A
2.8
3.0
5.0
100
5.0
0.5
TZX3V0B
2.9
3.1
5.0
100
5.0
0.5
TZX3V0C
3.0
3.2
5.0
100
5.0
0.5
TZX3V3
3.1
3.5
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V3A
3.1
3.3
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V3B
3.2
3.4
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V3C
3.3
3.5
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V6
3.4
3.8
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V6A
3.4
3.6
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V6B
3.5
3.7
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V6C
3.6
3.8
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V9
3.7
4.1
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V9A
3.7
3.9
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V9B
3.8
4.0
5.0
100
5.0
1.0
TZX3V9C
3.9
4.1
5.0
100
5.0
1.0
TZX4V3
4.0
4.5
5.0
100
5.0
1.5
TZX4V3A
4.0
4.2
5.0
100
5.0
1.5
TZX4V3B
4.1
4.3
5.0
100
5.0
1.5
TZX4V3C
4.2
4.4
5.0
100
5.0
1.5
TZX4V3D
4.3
4.5
5.0
100
5.0
1.5
TZX4V7
4.4
4.9
5.0
100
5.0
2.0
TZX4V7A
4.4
4.6
5.0
100
5.0
2.0
TZX4V7B
4.5
4.7
5.0
100
5.0
2.0
TZX4V7C
4.6
4.8
5.0
100
5.0
2.0
TZX4V7D
4.7
4.9
5.0
100
5.0
2.0
TZX5V1
4.8
5.3
5.0
100
5.0
2.0
TZX5V1A
4.8
5.0
5.0
100
5.0
2.0
TZX5V1B
4.9
5.1
5.0
100
5.0
2.0
TZX5V1C
5.0
5.2
5.0
100
5.0
2.0
TZX5V1D
5.1
5.3
5.0
100
5.0
2.0
TZX5V6
5.2
5.9
5.0
40
5.0
2.0
TZX5V6A
5.2
5.5
5.0
40
5.0
2.0
TZX5V6B
5.3
5.6
5.0
40
5.0
2.0
TZX5V6C
5.4
5.7
5.0
40
5.0
2.0
TZX5V6D
5.5
5.8
5.0
40
5.0
2.0
TZX5V6E
5.6
5.9
5.0
40
5.0
2.0
Electrical Characteristics @ TA = 25°C unless otherwise specified
Notes:
1. Valid provided that device terminals are kept at ambient temperature.
2. Tested with pulses, t
£ 1.0ms.



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com