| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
WCB13 Fiches technique(PDF) 1 Page - FCI connector |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WCB13 Fiches technique(HTML) 1 Page - FCI connector |
|
|
1 / 1 page ![]() BURNDY Wedge F-15 BURNDY WEJTAP™ SELECTION CHART By Diameter Catalog Number Sum Of Diameters Run Tap Max Min Max Min Max Min Installed with blue boosters WCB10 0.795 0.621 0.482 0.316 0.437 0.257 WCB11 0.901 0.763 0.568 0.364 0.457 0.257 WCB12 0.707 0.526 0.568 0.364 0.204 0.162 WCB13 0.761 0.6 0.568 0.364 0.258 0.204 WCB14 0.839 0.69 0.568 0.364 0.398 0.257 WCB15 0.769 0.622 0.568 0.364 0.204 0.162 WCB16 0.823 0.664 0.568 0.364 0.258 0.204 WCB17 0.963 0.804 0.568 0.364 0.464 0.257 WCB18 1.011 0.867 0.568 0.364 0.572 0.364 WCB19 1.068 0.938 0.568 0.364 0.572 0.379 WCB20 1.13 0.975 0.568 0.364 0.572 0.386 WCB21 0.846 0.711 0.65 0.532 0.204 0.162 WCB22 0.9 0.765 0.65 0.532 0.258 0.204 WCB23 0.972 0.818 0.65 0.532 0.33 0.257 WCB24 1.052 0.897 0.65 0.532 0.5 0.324 WCB25 1.104 0.963 0.65 0.532 0.562 0.364 WCB26 1.163 1.015 0.65 0.532 0.562 0.409 WCB27 1.221 1.08 0.65 0.532 0.575 0.46 WCB28 1.284 1.141 0.65 0.532 0.65 0.525 WCB40 0.888 0.762 0.684 0.603 0.204 0.162 WCB41 0.942 0.794 0.684 0.6 0.258 0.204 WCB42 1.011 0.857 0.684 0.6 0.333 0.257 WCB43 1.094 0.936 0.684 0.6 0.5 0.324 WCB44 1.146 1.009 0.684 0.6 0.562 0.364 WCB45 1.204 1.057 0.684 0.6 0.562 0.409 WCB46 1.284 1.119 0.684 0.6 0.592 0.46 WCB47 1.368 1.188 0.684 0.6 0.684 0.6 Installed with red booster WCR1 0.723 0.584 0.398 0.257 0.398 0.257 WCR2 0.602 0.464 0.398 0.258 0.258 0.162 WCR29 0.723 0.584 0.398 0.257 0.398 0.257 WCR3 0.656 0.516 0.398 0.258 0.325 0.206 WCR30 0.656 0.516 0.398 0.257 0.325 0.206 WCR31 0.602 0.464 0.398 0.257 0.258 0.162 WCR32 0.53 0.41 0.326 0.204 0.258 0.162 WCR33 0.459 0.331 0.258 0.169 0.23 0.162 WCR34 0.324 0.256 0.162 0.128 0.162 0.128 WCR35 0.56 0.452 0.398 0.257 0.162 0.128 WCR36 0.487 0.387 0.398 0.257 0.162 0.128 WCR37 0.416 0.297 0.258 0.169 0.162 0.128 Installed with yellow booster WCY100 1.572 1.4 1.25 0.893 0.351 0.257 WCY101 1.503 1.343 1.25 0.893 0.261 0.204 WCY102 1.454 1.284 1.25 0.893 0.198 0.162 WCY103 2.604 2.484 1.302 1.242 1.302 1.242 |
Numéro de pièce similaire - WCB13 |
|
Description similaire - WCB13 |