| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RG160-28 Fiches technique(PDF) 1 Page - ebm-papst |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RG160-28 Fiches technique(HTML) 1 Page - ebm-papst |
|
1 / 4 page ![]() DC centrifugal compact fan single inlet RG 160-28/18 N ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG Hermann-Papst-Str. 1 D-78112 St. Georgen Phone +49 (0) 7724 81-0 Fax +49 (0) 7724 81-1309 info2@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com Nominal data Type RG 160-28/18 N Nominal voltage VDC 48 Nominal voltage range VDC 28 .. 60 Speed min-1 2850 Power input W 20.0 Min. ambient temperature °C -20 Max. ambient temperature °C 70 Air flow m3/h 209 Sound power level B 6.6 ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Running at free air · cs = Customer specs · cu = Customer unit Subject to alterations Web data sheet · Page 1 / 4 ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com |
Numéro de pièce similaire - RG160-28 |
|
Description similaire - RG160-28 |