| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
N1A20249 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
N1A20249 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Armoire murale en acier doux de type 1 Porte à charnière avec verrou quart de tour Application Conçue pour les applications intérieures, pour loger des commandes, des instruments et des composants qui ne nécessitent pas une enceinte étanche à la poussière ou à l'huile. Normes UL 50, type 1 CSA, type 1 Conformes aux normes : NEMA, type 1 CEI 60529, IP20 Construction L'armoire est en tôle d'acier de calibre 12 ou 14 soudée par points. Des panneaux intérieurs amovibles en acier de calibre 12 ou 14 sont montés à l'arrière de l'armoire au moyen de goujons à collerette. La porte amovible est montée sur des charnières à glissement. La porte est munie d'un verrou quart de tour à fente; les portes de 30 po de hauteur et plus sont dotées de deux verrous. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire. Des trous de montage sont prévus à l'arrière de l'armoire. Charnière à piano sur les armoires en acier de calibre 12. Finition La porte et l'armoire comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61. Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc. Accessoires |
Numéro de pièce similaire - N1A20249 |
|
Description similaire - N1A20249 |