| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LT3333 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LT3333 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 13 page ![]() LB 3333, LT 3333 2008-05-19 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 6) Seite 13 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 6) page 13 Gruppe Group blue true green Einheit Unit min. max. min. max. 3 465 469 523 529 nm 4 469 473 529 535 nm 5 473 477 535 541 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 13 Luminous Intensity 1) page 13 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 13 Luminous Flux 2) page 13 Φ V (mlm) Q1 Q2 R1 R2 S1 S2 T1 T2 U1 U2 V1 V2 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280 280 ... 355 355 ... 450 450 ... 560 560 ... 710 710 ... 900 900 ... 1120 80 (typ.) 105 (typ.) 130 (typ.) 165 (typ.) 205 (typ.) 260 (typ.) 320 (typ.) 410 (typ.) 510 (typ.) 640 (typ.) 810 (typ.) 1020 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wengen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: Q2-4 Example: Q2-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlängengruppen Wavelength groups Q2 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |