| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IPCBP76 Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IPCBP76 Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Part No Fits IPC Nominal Dimensions Panel Size (In.) B C H W IPCBP76 700 600 27.50 22.25 IPCBP78 700 800 27.50 22.25 IPCBP86 800 600 27.50 25.75 Panneau intérieur de base Utiliser avec les armoires de la série IPC seulement. Permet le montage d'un panneau électrique dans le compartiment inférieur d'une armoire IPC. Panneau en acier de calibre 12. Quincaillerie comprise. Fini blanc. Non compatible avec les étagères IPC. Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Numéro de pièce similaire - IPCBP76 |
|
Description similaire - IPCBP76 |