| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IMESMP Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMESMP Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Part No. For Use With Enclosure A x C (mm) H W IMEPS166 1600 x 600 62.75 17.12 IMEPS168 1600 x 800 62.75 25.00 IMEPS184 1800 x 400 69.75 9.25 IMEPS185 1800 x 500 69.75 13.12 IMEPS186 1800 x 600 69.75 17.12 IMEPS188 1800 x 800 69.75 25.00 IMEPS204 2000 x 400 78.50 9.25 IMEPS205 2000 x 500 78.50 13.12 IMEPS206 2000 x 600 78.50 17.12 IMEPS208 2000 x 800 78.50 25.00 Panneaux intérieurs pour montage latéral IMESMP Series Utiliser avec les armoires des séries IME, IFMD et IMET en acier de calibre 12 seulement. Quincaillerie comprise. Finition blanche. Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. Des produits de qualité. L'excellence du service. |
Numéro de pièce similaire - IMESMP |
|
Description similaire - IMESMP |