| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IMEP Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMEP Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Part No Fits IME/IMET/IFMD Nominal Dimension Panel Size (In.) A B H W IMEP166 1600 600 61.75 17.75 IMEP167 1600 700 61.75 22.75 IMEP168 1600 800 61.75 26.25 IMEP1612 1600 1200 61.75 40.00 IMEP186 1800 600 68.75 17.75 IMEP187 1800 700 68.75 22.75 IMEP188 1800 800 68.75 26.25 IMEP1810 1800 1000 68.75 34.12 IMEP1812 1800 1200 68.75 40.00 IMEP1816 1800 1600 68.75 57.75 IMEP206 2000 600 77.50 17.75 IMEP207 2000 700 77.50 22.75 IMEP208 2000 800 77.50 26.25 IMEP2010 2000 1000 77.50 34.12 IMEP2012 2000 1200 77.50 40.00 IMEP2016 2000 1600 77.50 57.75 Panneaux intérieurs Utiliser avec les armoires des séries IME, IFMD et IMET. Peut être utilisé avec les armoires de la série IPC; un support de panneau de base IPC doit être commandé. (No de pièce IPCPSK). Panneau de montage de remplacement ou supplémentaire (les armoires standard comportent un panneau de montage intérieur). Panneau en acier de calibre 12 (IME, IFMD) ou en acier de calibre 10 (IMET). Quincaillerie comprise. Fini blanc. Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Numéro de pièce similaire - IMEP |
|
Description similaire - IMEP |