Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IME20108 Fiches technique(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

No de pièce IME20108
Description  Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Site Internet  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

IME20108 Fiches technique(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  IME20108 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. IME20108 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. IME20108 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Les panneaux latéraux en tôle d'acier de calibre 16 offerts en option
sont encastrés et d'affleurement avec les côtés de l'armoire. Les
panneaux latéraux doivent être commandés séparément.
Des tiges de mise à la masse et de mise à la terre sont fournies pour
toutes les portes et tous les panneaux.
Accessoires
Part No.
Nominal Dimensions
Overall Dimensions
Panel Dimensions
Ship Wt.
A x B x C (mm)
A
B
C
D
E
F
Height
Width
lbs
IME1666
1600 x 600 x 600
70.31
23.00
23.63
59.81
13.00
10.50
61.75
17.75
235
IME1668
1600 x 600 x 800
70.31
23.00
31.50
59.81
13.00
17.50
61.75
17.75
245
IME1676
1600 x 700 x 600
70.31
28.00
23.63
59.81
17.00
10.50
61.75
22.75
260
IME1678
1600 x 700 x 800
70.31
28.00
31.50
59.81
17.00
17.50
61.75
22.75
270
IME1686
1600 x 800 x 600
70.31
31.50
23.63
59.81
17.00
10.50
61.75
26.25
285
IME1688
1600 x 800 x 800
70.31
31.50
31.50
59.81
17.00
17.50
61.75
26.25
300
IME1864
1800 x 600 x 400
77.31
23.00
15.75
66.81
13.00
10.50
68.75
17.75
225
IME1865
1800 x 600 x 500
77.31
23.00
19.63
66.81
13.00
10.50
68.75
17.75
230
IME1866
1800 x 600 x 600
77.31
23.00
23.63
66.81
13.00
10.50
68.75
17.75
250
IME1868
1800 x 600 x 800
77.31
23.00
31.50
66.81
13.00
17.50
68.75
17.75
270



Html Pages

1 2 3