| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD33CV Fiches technique(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD33CV Fiches technique(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 44 page ![]() DocID2572 Rev 33 27/44 LD1117 Package mechanical data Table 16. TO-220 mechanical data (type STD-ST Single Gauge) Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 b 0.61 0.88 b1 1.14 1.70 c 0.48 0.70 D 15.25 15.75 E 10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 0.51 0.60 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 |