| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HMESIP Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HMESIP Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 2 page ![]() Part No. Overall For use with Cabinet H W H D HSIP145 1143 375 1400 500 HSIP146 1143 475 1400 600 HSIP148 1143 675 1400 800 HSIP165 1343 375 1600 500 HSIP166 1343 475 1600 600 HSIP168 1343 675 1600 800 HSIP184 1543 275 1800 400 HSIP185 1543 375 1800 500 HSIP186 1543 475 1800 600 HSIP188 1573 675 1800 800 HSIP204 1743 275 2000 400 HSIP205 1743 375 2000 500 HSIP206 1743 475 2000 600 HSIP208 1743 675 2000 800 HSIP225 1943 375 2200 500 HSIP226 1943 475 2200 600 HSIP228 1943 675 2200 800 Panneaux intérieurs à montage latéral Vendu séparément En tôle d'acier galvanisé de calibre 14 non peinte Se monte directement sur le châssis. Peut être utilisé en combinaison avec des profilés ajourés de profondeur (parties supérieure et inférieure). Permet l'installation de rails pour montage sur bâti de 19 po ainsi que d'un support central De hauteur réduite, il peut permettre le passage de câbles dans des armoires regroupées |
Numéro de pièce similaire - HMESIP |
|
Description similaire - HMESIP |