| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L152V8 Fiches technique(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L152V8 Fiches technique(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 131 page ![]() PA14 JTCK- SWCLK -- - - -- - - - - - - - TIMx_IC3 EVENTOUT PA15 JTDI TIM2_CH1 _ETR - - - SPI1_NSS - - - - - SEG17 - - TIMx_IC4 EVENTOUT PB0 - - TIM3_CH3 - - - - - - - - [SEG5] - - - EVENTOUT PB1 - - TIM3_CH4 - - - - - - - - [SEG6] - - - EVENTOUT PB2 BOOT1 -- - - -- - - - - - - - - EVENTOUT PB3 JTDO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK - - - - - [SEG7] - - - EVENTOUT PB4 JTRST - TIM3_CH1 - - SPI1_MISO - - - - - [SEG8] - - - EVENTOUT PB5 - - TIM3_CH2 - I2C1_ SMBA SPI1_MOSI - - - - - [SEG9] - - - EVENTOUT PB6 - - TIM4_CH1 - I2C1_SCL - - USART1_ TX - - - - - - - EVENTOUT PB7 - - TIM4_CH2 - I2C1_SDA - - USART1_ RX - - - - - - - EVENTOUT PB8 - - TIM4_CH3 TIM10_CH1* I2C1_SCL - - - - - - SEG16 - - - EVENTOUT PB9 - - TIM4_CH4 TIM11_CH1* I2C1_SDA - - - - - - [COM3] - - - EVENTOUT PB10 - TIM2_CH3 - - I2C2_SCL - - USART3_ TX - - - SEG10 - - - EVENTOUT PB11 - TIM2_CH4 - - I2C2_SDA - - USART3_ RX - - - SEG11 - - - EVENTOUT PB12 - - - TIM10_CH1 I2C2_ SMBA SPI2_NSS - USART3_ CK - - - SEG12 - - - EVENTOUT PB13 - - - TIM9_CH1 - SPI2_SCK - USART3_ CTS - - - SEG13 - - - EVENTOUT PB14 - - - TIM9_CH2 - SPI2_MISO - USART3_ RTS - - - SEG14 - - - EVENTOUT PB15 RTC_REFIN - - TIM11_CH1 - SPI2_MOSI - - - - - SEG15 - - - EVENTOUT Table 9. Alternate function input/output (continued) Port name Digital alternate function number AFIO0 AFIO1 AFIO2 AFIO3 AFIO4 AFIO5 AFOI6 AFIO7 AFI O8 AFI O9 AFIO10 AFIO11 AFIO 12 AFIO 13 AFIO14 AFIO15 Alternate function SYSTEM TIM2 TIM3/4 TIM9/10/11 I2C1/2 SPI1/2 N/A USART 1/2/3 N/A N/A USB LCD N/A N/A RI SYSTEM |