| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NNSW208C Fiches technique(PDF) 6 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NNSW208C Fiches technique(HTML) 6 Page - NICHIA CORPORATION |
|
6 / 18 page ![]() NICHIA STS-DA1-2583E <Cat.No.130115> 5 OUTLINE DIMENSIONS STS-DA7-3486 NNSW208C 管理番号 No. (単位 Unit: mm) This product complies with RoHS Directive. 本製品は RoHS指令に適合しております。 * (単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1) Dimensions do not include mold flash or metal burr. バリは寸法に含まないものとします。 * KA 項目 Item パッケージ材質 Package Materials 封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials 電極材質 Electrodes Materials 質量 Weight 内容 Description 耐熱性ポリマー Heat-Resistant Polymer シリコーン樹脂 (拡散剤 +蛍光体入り) Silicone Resin (with diffuser and phosphor) 銅合金 +銀メッキ Ag-plated Copper Alloy 0.0041g(TYP) 2.4 0.45 1 0.7 0.38 Cathode Anode (2.6) 2.8 (2.2) Cathode Mark |