| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
NSCLL036A Fiches technique(PDF) 8 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NSCLL036A Fiches technique(HTML) 8 Page - NICHIA CORPORATION |
|
8 / 19 page ![]() NICHIA STS-DA1-2673B <Cat.No.130531> 7 PACKAGING - TRAY PACK Nichia LED STS-DA7-0007C Nxxxxxxx 熱シール Seal トレイ Tray ラベル Label ラベル Label RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN TYPE LOT QTY. YMxxxx-RRR PCS RoHS Nxxxxxxx XXXX LED ******* RRR PCS TYPE RANK QTY. NICHIA CORPORATION 491 OKA, KAMINAKA, ANAN, TOKUSHIMA, JAPAN 管理番号 No. シリカゲルとともにトレイをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。 Trays are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags. シリカゲル Desiccants アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。 Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions. アルミ防湿袋 Moisture-proof bag If not provided, it will not be indicated on the label. ******* is the customer part number. 客先型名が設定されていない場合は空白です。 * 客先型名を*******で示します。 参照して下さい。 For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document. * ロット表記方法についてはロット番号の項を * 本製品はトレイに入れたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。 ダンボールには防水加工がされておりませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。 * 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。 * 取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。 * Products shipped on trays are packed in a moisture-proof bag. They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation. Using the original package material or equivalent in transit is recommended. Do not expose to water. The box is not water-resistant. Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products. |