Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L9733 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce L9733
Description  Octal self configuring low/high side driver
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9733 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  L9733 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9733 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 34 page
background image
L9733
Contents
Doc ID 11319 Rev 11
3/34
5.1
Serial data output (DO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.2
Serial data input (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.3
Chip select (CS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.4
Serial clock (SCLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5
Initial input command register and fault register SPI cycle . . . . . . . . . . . . 22
5.6
Input command register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6
Other L9733 features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1
Charge pump usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.2
Waveshaping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.3
POR register initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.4
Thermal shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7
Fault operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1
Low-side configured output fault operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1.1
No latch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1.2
Latch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.2
High-side configured output fault operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.2.1
No latch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.2.2
Latch mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8
Application circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34