Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M93C46-R Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No de pièce M93C46-R
Description  (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE serial access EEPROM
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M93C46-R Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M93C46-R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M93C46-R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 33 page
background image
DocID4997 Rev 15
5/33
M93C86-x M93C76-R M93C66-x M93C56-x M93C46-x
List of figures
5
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
8-pin package connections (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
Bus master and memory devices on the serial bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 4.
M93Cx6 ORG input connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 5.
READ, WRITE, WEN, WDS sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 6.
WRAL sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 7.
ERASE, ERAL sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 8.
Write sequence with one clock glitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 9.
AC testing input output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 10.
Synchronous timing (Start and op-code input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 11.
Synchronous timing (Read) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 12.
Synchronous timing (Write) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 13.
PDIP8 – 8 lead plastic dual in-line package, 300 mils body width,
package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 14.
SO8 narrow – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width,
package outline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 15.
UFDFPN8 8-lead Ultra thin Fine pitch Dual Flat Package No lead
2 x 3 mm, outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 16.
TSSOP8 – 8 lead thin shrink small outline, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33