| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LR41818L-AG6-R Fiches technique(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LR41818L-AG6-R Fiches technique(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies |
|
2 / 7 page ![]() LR4XXYY Preliminary CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 2 of 7 www.unisonic.com.tw QW-R502-A39.a MARKING INFORMATIONS PACKAGE Code VOLTAGE CODE MARKING XX YY SOT-26 A 28: 2.8V 28: 2.8V B 30: 3.0V 30: 3.0V C 12: 1.2V 18: 1.8V D 18: 1.8V 28: 2.8V E 18: 1.8V 33: 3.3V F 33: 3.3V 18: 1.8V PIN CONFIGURATIONS PIN DESCRIPTION PIN NO. PIN NAME DESCRIPTION 1 VOUT2 Channel 2’s voltage output 2 GND Ground 3 EN2 Channel 2’s output enable control Pin 4 EN1 Channel 1’s output enable control Pin 5 VIN Voltage Input pin 6 VOUT1 Channel 1’s voltage output |