| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DNFF Fiches technique(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DNFF Fiches technique(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Ensembles de ventilateur à filtre Caractéristiques Le trousse comprend un de chacun des articles suivants : Ventilateur Grille de filtration en plastique Filtre Grille métallique Cordon d'alimentation Quincaillerie de montage incluse. La grille du ventilateur à filtre en plastique ABS ignifuge est moulée et est offerte dans quatre couleurs au choix afin de s'harmoniser aux couleurs de nos bâtis et de nos accessoires. BK (noir), CG (gris/beige - RAL7032), GY (gris ANSI 61), LG (gris clair - RAL7035). Part No. Part No. Part No. Part No. VA C Fan Size CFM Cord Length Black Filter Grill Gray/Beige Filter Grill A NSI 61 Gray Filter Grill Light Gray Filter Grill DNFF080BK115 DNFF080CG115 DNFF080GY115 DNFF080LG115 115 3.15 32 11 Inch leads DNFF120BK115 DNFF120CG115 DNFF120GY115 DNFF120LG115 115 4.70 105 24 Inch cord DNFF080BK230 DNFF080CG230 DNFF080GY230 DNFF080LG230 230 3.15 32 11 Inch leads DNFF120BK230 DNFF120CG230 DNFF120GY230 DNFF120LG230 230 4.70 105 24 Inch cord Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Numéro de pièce similaire - DNFF |
|
Description similaire - DNFF |