Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L78M12AB Fiches technique(PDF) 28 Page - STMicroelectronics

No de pièce L78M12AB
Description  Precision 500 mA regulators
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M12AB Fiches technique(HTML) 28 Page - STMicroelectronics

Back Button L78M12AB Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L78M12AB Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 31 page
background image
Package mechanical data
L78MxxAB, L78MxxAC
28/31
Doc ID 2147 Rev 13
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
330
12.992
C12.8
13.0
13.2
0.504
0.512
0.519
D
20.2
0.795
N60
2.362
T22.4
0.882
Ao
6.806.90
7.00
0.268
0.272
0.2.76
Bo
10.40
10.50
10.60
0.409
0.413
0.417
Ko
2.55
2.65
2.75
0.100
0.104
0.105
Po
3.9
4.0
4.1
0.153
0.157
0.161
P7.98.0
8.1
0.311
0.315
0.319
Tape & reel DPAK-PPAK mechanical data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com