Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SP705 Fiches technique(PDF) 16 Page - Sipex Corporation

No de pièce SP705
Description  Low Power Microprocessor Supervisory Circuits
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIPEX [Sipex Corporation]
Site Internet  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP705 Fiches technique(HTML) 16 Page - Sipex Corporation

Back Button SP705 Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 12Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 13Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 14Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 15Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 16Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 17Page - Sipex Corporation SP705 Datasheet HTML 18Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
SP705DS/09
SP705 Low Power Microprocessor Supervisory Circuits
© Copyright 2000 Sipex Corporation
16
D
EH
PACKAGE: PLASTIC
SMALL OUTLINE (SOIC)
(NARROW)
DIMENSIONS (Inches)
Minimum/Maximum
(mm)
8–PIN
A
A1
Ø
L
B
e
h x 45°
A
A1
B
D
E
e
H
h
L
Ø
0.053/0.069
(1.346/1.748)
0.004/0.010
(0.102/0.249
0.014/0.019
(0.35/0.49)
0.189/0.197
(4.80/5.00)
0.150/0.157
(3.802/3.988)
0.050 BSC
(1.270 BSC)
0.228/0.244
(5.801/6.198)
0.010/0.020
(0.254/0.498)
0.016/0.050
(0.406/1.270)
0°/8°
(0°/8°)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com