| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SSM2018T Fiches technique(PDF) 13 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SSM2018T Fiches technique(HTML) 13 Page - Analog Devices |
|
13 / 16 page ![]() REV. B –13– SSM2018T OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 16-Lead Plastic DIP (N-16) Package PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 9 16 1 8 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.840 (21.33) 0.745 (18.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 16-Lead SOIC (R-16) Package 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) PIN 1 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 1 16 9 8 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 0 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ∞ 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) Revision History Location Page 7/02—Data Sheet changed from REV. A to REV. B. Deleted references to SSM2118T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Edits to FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Edits to GENERAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deleted SSM2118T FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Deleted 16-Lewad Plastic DIP and SOL from PIN CONFIGURATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Edits to ORDERING GUIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Deleted SSM2118T Typical Application Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Deleted TPCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–8 Edits to APPLICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Deleted section BASIC VCA CONFIGURATION FOR THE SSM21218T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 |