| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SLG2016 Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SLG2016 Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH |
|
6 / 10 page ![]() 2006-01-23 6 SLR2016, SLO2016, SLG2016, SLY2016, SCD5584A Character Set Notes: 1. High=1 level 2. Low=0 level 3. Upon power up, the device will initialize in a random state. IDCS5087 ASCII CODE D0 D1 D2 D3 HEX D4 D5 D6 000 0 1 1 0 0 2 01 0 3 01 1 4 10 0 5 10 1 6 11 0 7 111 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 5 0 1 1 0 6 0 1 0 1 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 1 0 A 1 0 0 1 B 1 0 1 1 C 1 1 0 0 D 1 1 1 0 E 1 1 0 1 F 1 1 1 1 |