| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS3658 Fiches technique(PDF) 19 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3658 Fiches technique(HTML) 19 Page - ams AG |
|
19 / 158 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1v13 18 - 157 AS3658 Data Sheet Confidential - Detail ed Descri ption-Power Management Functions Figure 5. DC/DC step up 2 converter with regulation of LED string on pin DCDC_CURR1,2 or 3 !" #$% & ' ( # # * + % ,%"-./"-0 12 !3- ,44 $,! # 5 ' 6 ' /""-#! #)% -,$3 *7 8 ' ' %!-4 /49 ' %!-4 4" ! %!-4:1 ",84 ;( <$ ,!- "9-" '9 $/""-#! %!-4 :"-. ( = ) = $ ) 9 $/"" /! 8,!$ :--01,$)%- -$! > ? ?*@ %!-4 :1 ,/! 0$0$ $/""A$!" B C C +' 7' 9-"%3!$ 84 -"" " !, %!4/4 $ ) #9 %!4/4# /""-#!%-#%- * ' 6 &4! #, # 2"-./"-0 : * $,# -D$--0 ' |