Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRS-A201ST01-R1 Fiches technique(PDF) 18 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

No de pièce IRS-A201ST01-R1
Description  Pyroelectric infrared sensor
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

IRS-A201ST01-R1 Fiches technique(HTML) 18 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Back Button IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 12Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 13Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 14Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 15Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 16Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 17Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 18Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 19Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. IRS-A201ST01-R1 Datasheet HTML 20Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
For Reference Only 18/20
MURATA MANUFACTURING Co., LTD.
13.使用上の注意(Caution in use)
13-1 設計時
13-1 Notice in design
1) 屋外で使用される場合は、適切な光学フィルターの設置、防水構造の採用、及
び、結露対策等を十分施して下さい。誤動作や、回路ショート等の原因となり
ます。
In the case of outdoor use, suitable optical filter and water and humidity proof
structure should be applied.
2) 電源には安定化電源を使用して下さい。
To prevent failure or malfunction, Please use a stabilized power supply.
3) 下記のような状態でご使用いただきますと、誤動作したり動作しないことが予
想されますので、十分ご確認の上ご使用下さい。
Please avoid using the sensor in the following conditions because it may
cause failure or malfunction ;
a)
液体中(水、有機溶媒等)や腐蝕性ガス(亜硫酸ガス、窒素酸化ガス等)
及び、潮風中での使用。
In such a fluid as water, alcohol etc. corrosive gas (S02, Cl2, NOX etc.) or
sea
breeze.
b)
高湿下での連続使用。
In high humidity.
c)
太陽光、自動車のヘッドライト等の直射を受ける場所での使用。
In a place exposed directly to sunlight or headlight of automobile.
d)
急激な温度変化がある場所での使用。
In a place exposed to rapid ambient temperature change.
e)
温風ヒーター、エアコン等の送風を直接受ける場所での使用。
In a place exposed directly to blow from air-conditioner or heater.
f)
強い振動がある場所での使用。
In a place exposed to strong vibration.
g)
強い電磁波がある場所での使用。
In a place exposed to strong electromagnetic field.
h)
当センサの検知エリア内に赤外線を透さない障害物(ガラスや壁等)があ
る場所での使用。
In such a place where infrared ray is shaded.
i)
その他、上記a)~h)項に準じる場所での使用。
In any other place similar to the above (a) through (h).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20