| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TLC2272AMDR Fiches technique(PDF) 59 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC2272AMDR Fiches technique(HTML) 59 Page - Texas Instruments |
|
59 / 77 page ![]() Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant TLC2274CPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TLC2274IDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274IPWR TSSOP PW 14 2000 330.0 12.4 6.9 5.6 1.6 8.0 12.0 Q1 TLC2274MDR SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274MDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 TLC2274QDRG4 SOIC D 14 2500 330.0 16.4 6.5 9.0 2.1 8.0 16.0 Q1 *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm) 5962-9555201NXDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 TLC2272ACDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272ACPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0 TLC2272AIDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272AMDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 TLC2272AMDRG4 SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 TLC2272CDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272CPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0 TLC2272IDR SOIC D 8 2500 340.5 338.1 20.6 TLC2272IPWR TSSOP PW 8 2000 367.0 367.0 35.0 TLC2272MDR SOIC D 8 2500 367.0 367.0 35.0 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 8-Jul-2013 Pack Materials-Page 2 |