| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CM453232-R561L Fiches technique(PDF) 5 Page - Bourns Electronic Solutions |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CM453232-R561L Fiches technique(HTML) 5 Page - Bourns Electronic Solutions |
|
5 / 9 page ![]() Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications. Chip Inductors - CM322522 Series Wirewound Tighter tolerance available on request. Consult factory. NOTE: 47 nH to 180 nH ‘air core’ / 220 nH to 220 uH ‘ferrite core’ <1>Enter tolerance code from standard or 1/2 tolerance column. Example: CM322522-1R0KL is standard tolerance; CM322522-1R0JL is 1/2 tolerance. RoHS Compliant 1210 Size Inductance Std. Std. Tol. 1/2 1/2 Tol. Q Test Freq. SRF min. RDC IDC Part Number µH Tolerance Code Tolerance Code min. MHz MHz ohm max mA max CM322522-47NML 0.047 ±20 % M N/A N/A 10 100 680 0.20 450 CM322522-56NML 0.056 ±20 % M N/A N/A 10 100 600 0.22 420 CM322522-68NML 0.068 ±20 % M N/A N/A 10 100 540 0.25 400 CM322522-82NML 0.082 ±20 % M N/A N/A 10 100 500 0.27 380 CM322522-R10ML 0.10 ±20 % M N/A N/A 10 100 450 0.30 360 CM322522-R12ML 0.12 ±20 % M N/A N/A 10 25.2 400 0.67 240 CM322522-R15ML 0.15 ±20 % M N/A N/A 10 25.2 350 0.72 230 CM322522-R18ML 0.18 ±20 % M N/A N/A 10 25.2 320 0.81 220 CM322522-R22<1>L 0.22 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 230 0.29 360 CM322522-R27<1>L 0.27 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 210 0.32 345 CM322522-R33<1>L 0.33 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 190 0.35 330 CM322522-R39<1>L 0.39 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 175 0.39 305 CM322522-R47<1>L 0.47 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 160 0.44 290 CM322522-R56<1>L 0.56 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 150 0.49 275 CM322522-R68<1>L 0.68 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 135 0.55 260 CM322522-R82<1>L 0.82 ±20 % M ±10 % K 25 25.2 125 0.61 245 CM322522-1R0<1>L 1.0 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 115 0.69 230 CM322522-1R2<1>L 1.2 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 100 0.75 215 CM322522-1R5<1>L 1.5 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 90 0.75 210 CM322522-1R8<1>L 1.8 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 85 0.82 200 CM322522-2R2<1>L 2.2 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 80 0.95 190 CM322522-2R7<1>L 2.7 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 75 1.1 180 CM322522-3R3<1>L 3.3 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 65 1.2 180 CM322522-3R9<1>L 3.9 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 60 1.3 175 CM322522-4R7<1>L 4.7 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 55 1.5 165 CM322522-5R6<1>L 5.6 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 50 1.6 160 CM322522-6R8<1>L 6.8 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 45 1.8 150 CM322522-8R2<1>L 8.2 ±10 % K ±5 % J 30 7.96 40 2.0 140 CM322522-100<1>L 10 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 36 2.1 140 CM322522-120<1>L 12 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 33 2.5 125 CM322522-150<1>L 15 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 30 2.8 120 CM322522-180<1>L 18 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 27 3.3 110 CM322522-220<1>L 22 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 25 3.7 105 CM322522-270<1>L 27 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 22 5.0 90 CM322522-330<1>L 33 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 20 5.6 85 CM322522-390<1>L 39 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 20 6.4 80 CM322522-470<1>L 47 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 15 7.0 75 CM322522-560<1>L 56 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 15 8.0 70 CM322522-680<1>L 68 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 15 9.0 65 CM322522-820<1>L 82 ±10 % K ±5 % J 30 2.52 11 10 60 CM322522-101<1>L 100 ±10 % K ±5 % J 20 0.796 10 10 60 CM322522-121<1>L 120 ±10 % K ±5 % J 20 0.796 10 11 55 CM322522-151<1>L 150 ±10 % K ±5 % J 20 0.796 8 15 50 CM322522-181<1>L 180 ±10 % K ±5 % J 20 0.796 7 17 50 CM322522-221<1>L 220 ±10 % K ±5 % J 20 0.796 7 21 45 |