| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AM79C976KCW Fiches technique(PDF) 53 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C976KCW Fiches technique(HTML) 53 Page - Advanced Micro Devices |
|
53 / 309 page ![]() 8/01/00 Am79C976 53 P R E L I M INARY )LJXUH 'HVFULSWRU 5LQJ5HDG ,Q1RQ%XUVW0RGH When SWSTYLE is set to 3, 4, or 5 the descriptor en- tries are ordered to allow burst transfers, and the Am79C976 controller will perform all descriptor read operations in burst mode. The device may read more than one descriptor in a single burst. See Figure 23. FRAME CLK AD IRDY TRDY C/BE DEVSEL REQ GNT PAR DEVSEL is sampled MD1 0000 0110 PAR PAR DATA DATA MD0 0000 0110 PAR PAR 1 2345678 10 9 22929B24 |