| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
APT102GA60B2 Fiches technique(PDF) 13 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APT102GA60B2 Fiches technique(HTML) 13 Page - Microsemi Corporation |
|
13 / 44 page ![]() 13 *Current ratings per leg ++ Parallel Form Only Datasheets available on www.microsemi.com All Products RoHS Compliant at IF = IF (avg) TO-247[BCT] *Common Cathode TO-247[BHB] *Half Bridge TO-247[BCA] *Common Anode TO-264[LCT] *Common Cathode T-MAX® [B2CT] *Common Cathode TO-220[KCT] *Common Cathode ISOTOP®[J] SOT-227 Antiparallel Configuration (ISOLATED BASE) Part Numbers for Parallel Configuration replace 30, 60, or 100 with 31, 61, or 101. Except Schottky Example: 2X30D120J becomes 2X31D120J DUAL Ultra Fast Recovery Diodes I F (avg) V F (volts) t RR(ns) Q RR (nC) Diode Package Volts Amps Typ 25OC Typ 25OC Typ 125OC Series Part Number Style 2x27 2.0 31 3450 D APT2X30D120J 2x30 2.6 25 1800 DQ APT2X30DQ120J 2x53 2.0 38 4000 D APT2X60D120J 1200 2x60 2.5 30 2890 DQ APT2X60DQ120J 2x93 2.0 47 5350 D APT2X100D120J 2x100 2.4 45 5240 DQ APT2X100DQ120J 2x28 1.9 29 2350 D APT2X30D100J 2x55 1.9 34 3600 D APT2X60D100J 1000 2x60 2.2 30 2350 DQ APT2X60DQ100J 2x95 1.9 43 4050 D APT2X100D100J 2x100 2.1 45 3645 DQ APT2X100DQ100J 2x30 1.8 20 400 DQ APT2X30DQ60J 2x30 1.6 23 700 D APT2X30D60J ISOTOP® 600 2x60 1.7 27 650 DQ APT2X60DQ60J 2x60 1.6 40 920 D APT2X60D60J 2x100 1.6 30 980 DQ APT2X100DQ60J 2x100 1.6 34 1450 D APT2X100D60J 2x150 1.25 53 3800 DL APT2X150DL60J 2x30 1.3 22 360 D APT2X30D40J 400 2x60 1.3 30 540 D APT2X60D40J 2x100 1.3 37 1050 D APT2X100D40J 2x100 1.0 40 3550 DL APT2X101DL40J++ 300 2x100 1.2 36 650 D APT2X101D30J 2x30 0.80 25 448 Schottky APT2X31S20J 200 2x60 0.83 35 490 Schottky APT2X61S20J 2x100 1.1 39 840 D APT2X100D20J 2x100 0.89 40 690 Schottky APT2X101S20J 1200 2x30 2.8 26 2100 DQ APT30DQ120BCTG TO-247 [BCT] 2x15 2.5 20 810 DQ APT15DQ100BCTG TO-247 [BCT] 2x15 1.9 28 1550 D APT15D100BCTG TO-247 [BHB] 2x30 1.9 29 2360 D APT30D100BCTG TO-247 [BHB] 1000 2x30 1.9 30 2350 D APT30D100BHBG TO-247 [BCA] 2x60 2.5 29 2325 DQ APT60DQ100LCTG TO-264 [LCT] 2x60 1.9 35 3600 D APT60D100LCTG TO-264 [LCT] 2x15 1.6 21 520 D APT15D60BCTG T0-247 2x15 2.0 15 250 DQ APT15DQ60BCTG TO-247 [BCT] 2x15 1.6 20 520 D APT15D60BCAG TO-247 [BCA] 2x30 2.0 22 480 DQ APT30DQ60BHBG TO-247 [BHB] 2x30 2.0 19 400 DQ APT30DQ60BCTG TO-247 [BCT] 600 2x30 1.6 23 700 D APT30D60BCTG TO-247 [BCT] 2x30 1.6 25 700 D APT30D60BHBG TO-247 [BHB] 2x30 1.6 25 700 D APT30D60BCAG TO-247 [BCA] 2x40 2.0 22 480 DQ APT40DQ60BCTG TO-247 [BCT] 2x60 2.0 26 640 DQ APT60DQ60BCTG TO-247 [BCT] 2x60 1.6 30 920 D APT60D60LCTG TO-264 [LCT] 2x30 1.3 22 360 D APT30D40BCTG TO-247 [BCT] 400 2x60 1.3 30 540 D APT60D40LCTG TO-264 [LCT] 300 2x30 1.2 25 1300 D APT30D30BCTG TO-247 [BCT] 2x30 1.1 21 150 D APT30D20BCTG TO-247 [KCT] 2x30 1.1 21 150 D APT30D20BCAG TO-247 [BCA] 2x30 0.80 25 448 Schottky APT30S20BCTG TO-247 [BCT] 200 2x60 0.83 35 490 Schottky APT60S20B2CTG T-MAX® [B2CT] 2x100 0.89 40 690 Schottky APT100S20LCTG TO-264[LCT] |