| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MCP2155-IP Fiches technique(PDF) 1 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP2155-IP Fiches technique(HTML) 1 Page - Microchip Technology |
|
1 / 52 page ![]() 0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ ,QF 3UHOLPLQDU\ '6$SDJH ! )HDWXUHV ,PSOHPHQWV WKH ,U'$ VWDQGDUGLQFOXGLQJ ,U/$3 ,U/03 ,$6 7LQ\73 ,U&200 ZLUH ³FRRNHG´ VHUYLFH FODVV 3URYLGHV ,U'$ VWDQGDUG SK\VLFDO VLJQDO OD\HU VXSSRUW LQFOXGLQJ %LGLUHFWLRQDO FRPPXQLFDWLRQ &5&LPSOHPHQWDWLRQ 'DWD FRPPXQLFDWLRQ UDWHV XS WR NEDXG ,QFOXGHV 8$57 WR ,U'$ VWDQGDUG ELW HQFRGHU GHFRGHU IXQFWLRQDOLW\ (DVLO\ LQWHUIDFHV WR LQGXVWU\ VWDQGDUG8$57V DQG LQIUDUHGWUDQVFHLYHUV 8$57 LQWHUIDFH IRU FRQQHFWLQJ WR 'DWD &RPPXQLFDWLQJ (TXLSPHQW '&( V\VWHPV 7UDQVPLW5HFHLYH IRUPDWV ELW ZLGWK VXSSRUWHG V +DUGZDUHEDXG UDWH VHOHFWLRQ IRU 8$57 NEDXG NEDXG NEDXG NEDXG ,QIUDUHG EDXG UDWHVVXSSRUWHG NEDXG NEDXG NEDXG NEDXG NEDXG %\WH 'DWD 3DFNHW 6L]H 3URJUDPPDEOH'HYLFH ,' 6WULQJ 2SHUDWHV DV 6HFRQGDU\'HYLFH &026 7HFKQRORJ\ /RZSRZHU KLJKVSHHG &026 WHFKQRORJ\ )XOO\ VWDWLF GHVLJQ /RZ YROWDJH RSHUDWLRQ ,QGXVWULDO WHPSHUDWXUH UDQJH /RZ SRZHU FRQVXPSWLRQ P$ # 9 0+] W\SLFDO P$ W\SLFDO # 9 ZKHQ GLVDEOHG 3LQ 'LDJUDPV %ORFN 'LDJUDP 26& 26&&/., 9$$ 9$$ 9 9 %$8' &' &76 576 7; 5; 5, '65 '75 7;,5 5;,5 5(6(7 (1 %$8' 9$$ 7; 5; 5, 7;,5 5;,5 5(6(7 (1 %$8' 26& 26&&/., 9 %$8' &' &76 576 '65 '75 3',3 62,& 6623 (QFRGH DQG 3URWRFRO 6WDFN 7; 7;,5 5; 5;,5 (1 0&3 /RJLF %DXG 5DWH 576 *HQHUDWRU %$8' %$8' &' 8$57 &RQWURO &76 '65 '75 5, 26& 26& 3URWRFRO 6WDFN +DQGOHU DQG +DQGOHU 'HFRGH ,U'$ 6WDQGDUG 3URWRFRO6WDFN&RQWUROOHU 6XSSRUWLQJ '&( $SSOLFDWLRQV |
Numéro de pièce similaire - MCP2155-IP |
|
Description similaire - MCP2155-IP |