Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

93LC46 Fiches technique(PDF) 8 Page - Microchip Technology

No de pièce 93LC46
Description  1K/2K/4K 2.5V Microwire Serial EEPROM
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROCHIP [Microchip Technology]
Site Internet  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93LC46 Fiches technique(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button 93LC46 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology 93LC46 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
93LC46/56/66
DS21712B-page 8
 2004 Microchip Technology Inc.
FIGURE 2-2:
EWEN TIMING
FIGURE 2-3:
EWDS TIMING
FIGURE 2-4:
WRITE TIMING
1
X
CS
DI
00
1
1
X
6
•••
CS
CLK
DI
10
00
0
X
•••
X
6
CS
CLK
DI
DO
1
0
1
An
•••
A0
Dx
•••
D0
Busy
Ready
High-Z
12
6
11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com