Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LSR976 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LSR976
Description  Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSR976 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LSR976 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSR976 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
LS R976, LO R976, LY R976
2006-01-20
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
5) Seite 14
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
5)
page 14
Gruppe
Group
gelb
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
3
580
584
nm
4
584
588
nm
5
588
592
nm
6
592
596
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 14
Luminous Intensity
1)
page 14
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 14
Luminous Flux
2)
page 14
Φ
V (mlm)
N
P
Q
R
S
28 ...
45
45 ...
71
71 ... 112
112 ... 180
180 ... 280
115 (typ.)
200 (typ.)
290 (typ.)
470 (typ.)
735 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. obere Familiengruppe.
Diese bestehen aus 4 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of
4 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: Q-4
Example: Q-4
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge (gelb)
Wavelength (yellow)
Q
4
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14