| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
APL3521 Fiches technique(PDF) 15 Page - Anpec Electronics Coropration |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APL3521 Fiches technique(HTML) 15 Page - Anpec Electronics Coropration |
|
15 / 18 page ![]() Copyright © ANPEC Electronics Corp. Rev. A.1 - Aug., 2012 APL3521 www.anpec.com.tw 15 Carrier Tape & Reel Dimensions A A B P0 OD0 B A0 P2 K0 SECTION B-B SECTION A-A OD1 P1 T1 d Application A H T1 C d D W E1 F 178.0± 2.00 50 MIN. 8.4+2.00 -0.00 13.0+0.50 -0.20 1.5 MIN. 20.2 MIN. 8.0± 0.30 1.75± 0.10 3.5± 0.05 P0 P1 P2 D0 D1 T A0 B0 K0 SOT-23-5 4.0± 0.10 4.0± 0.10 2.0± 0.05 1.5+0.10 -0.00 1.0 MIN. 0.6+0.00 -0.40 3.20± 0.20 3.10± 0.20 1.50± 0.20 Application A H T1 C d D W E1 F 330.0± 2.00 50 MIN. 12.4+2.00 -0.00 13.0+0.50 -0.20 1.5 MIN. 20.2 MIN. 12.0± 0.30 1.75± 0.10 5.5± 0.05 P0 P1 P2 D0 D1 T A0 B0 K0 SOP-8 4.0± 0.10 8.0± 0.10 2.0± 0.05 1.5+0.10 -0.00 1.5 MIN. 0.6+0.00 -0.40 6.40± 0.20 5.20± 0.20 2.10± 0.20 (mm) Devices Per Unit Package Type Unit Quantity SOT-23-5 Tape & Reel 3000 SOP-8 Tape & Reel 2500 |