| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
175286-2 Fiches technique(PDF) 91 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
175286-2 Fiches technique(HTML) 91 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
91 / 236 page ![]() Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors 89 HB.10, HB-K.10, HD.24, HD-K.24, Gehäuse/Housings Baugröße/Size 4 Pulverbeschichtet, silbergrau K = korrosionsgeschützt, schwarz Powder-coated, silver-grey K = corrosion-resistant, black Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom IP 65 HB.1O.KDO-VS.1.16.G HB.10.KDO-VS.1.21.G HB.10.KDO-VS.1.M25.G HB-K.10.KDO-VS.1.16.G HB-K.10.KDO-VS.1.M25.G HD.24.KDO-VS.1.M32.G HD-K.24.KDO-VS.1.M32.G 1-1102279-1 1-1102282-1 0-1106428-2 2-1102279-1 0-1106428-4 0-1106432-2 0-1106432-4 Bestelltext Designation Bestell-Nr. Order No. PG 16 21 16 Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Mit Korrosionsschutz With corrosion protection Passende Kabelverschraubungen ab Seite 188/Suitable Cable fittings from page 188 Metr. M25 M25 M32 M32 Bezeichnung Description Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform Cable-to-cable hood: Bottom entry, High construction 1-1102279-1 HB.10.KDO-VS.1.16.G 43 25 73 M/PG 57 1-1102516-1 25 73 43 57 M/PG Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform Cable-to-cable hood: Bottom entry, Standard construction |