Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DB155S Fiches technique(PDF) 2 Page - Formosa MS

No de pièce DB155S
Description  Bridge Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FORMOSA [Formosa MS]
Site Internet  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

DB155S Fiches technique(HTML) 2 Page - Formosa MS

  DB155S Datasheet HTML 1Page - Formosa MS DB155S Datasheet HTML 2Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
■
 
Characteristics(Typical)
020
40
60
80
100
0.01
0.1
1.0
10
100
Voltage(%)
Tj=150℃
Tj=25℃
FIG4:Typical Reverse Characteristics
图4:反向电流曲线
1
0
图2:耐正向浪涌电流曲线
2
5
10
20
50
100
5
正弦波
sine wave
不重复
non-repetitive
Tj=25℃
FIG2:Surge Forward Current Capadility
Number of Cycles
0
8.3ms
1cycle
8.3ms
10
15
20
25
30
35
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.01
0.02
0.05
VF(V)
图3:正向电压曲线
FIG3: Forward Voltage
0.1
1
2
4
6
0.5
Ta=25℃
0
0
0.4
Ta
(℃)
图1:Io-Ta曲线
FIG1:Io-Ta Curve
160
正弦波,电阻负载,
空气中
sine wave R-load
free in air
40
80
120
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
DBL151S THRU DBL157S
Bridge Rectifier
Formosa MS
Page 2
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
DS-242145
2009/08/10
2010/03/10
B
2
深圳FMS
Kinter
131
6803
0058



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com