Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L9958 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce L9958
Description  Low RDSON SPI controlled H-Bridge
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9958 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  L9958 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9958 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
Contents
L9958
2/38
Doc ID 17269 Rev 5
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
Pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1
PowerSO-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2
PowerSO16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3
PowerSSO24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1
Supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2
Control inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.1
DI and EN inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2
DIR and PWM inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.1
Daisy chain operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4
SPI timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.5
SPI communication failure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6
5 V and 3.3 V output compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
Current regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
Temperature-dependent current regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2
Current regulation with low-inductive loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.3
Slew rate control in case of current limitation on low-side . . . . . . . . . . . . 17
5
Diagnostics and protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1
Diagnosis reset strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.1
Reset requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.2
Diagnosis reset bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.2
Protection and on state diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.1
Over-current on high-side - short to ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.2
Over-current on low-side - short to Vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.3
Short circuit over-load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.4
Open load in on state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.2.5
Over-temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38