| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TC7660SEOA Fiches technique(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7660SEOA Fiches technique(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 11 page ![]() 10 TC7660S SUPER CHARGE PUMP DC-TO-DC VOLTAGE CONVERTER TC7660S-14 9/16/96 © 2001 Microchip Technology Inc. DS21467A .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin Plastic SOIC PACKAGE DIMENSIONS (CONT.) 8-Pin CerDIP Dimensions: inches (mm) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) |