Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

C2012 Fiches technique(PDF) 6 Page - TDK Electronics

No de pièce C2012
Description  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

C2012 Fiches technique(HTML) 6 Page - TDK Electronics

Back Button C2012 Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 8Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 55 page
background image
•Allspecificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Page 5
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
003-02 / 20130710 / mlcc_commercial_general_en
EIA CC0201 [C0603]
C0G
CH
JB
X5R
1H
(50V)
1E
(25V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
0G
(4V)
0.5
0.75
1
1.5
2
2.2
3
3.3
4
4.7
5
6
6.8
7
8
9
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
150
220
330
470
680
1,000
1,500
2,200
3,300
4,700
6,800
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
1,000,000
0R5
R75
010
1R5
020
2R2
030
3R3
040
4R7
050
060
6R8
070
080
090
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
101
151
221
331
471
681
102
152
222
332
472
682
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
105
0.30 mm
Capacitance
Range Chart
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: C0G(0 ± 30ppm/ºC), CH(0 ± 60ppm/ºC), JB(±10%), X5R (± 15%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 10V (1A), 6.3V (0J), 4V (0G)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
C: ± 0.25pF
D: ± 0.50pF
J: ± 5%
K: ± 10%
M: ± 20%
Standard Thickness



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com